Part Number Hot Search : 
T323033 15KPJ58 C486FD19 B3925 B3925 16373 BC857BL C486FD19
Product Description
Full Text Search
 

To Download T60403-D4097-X024-80 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  v a c u u m s c h m e l z e datenblatt / specification sach nr.: item no.: t60403 - d4097 - x024 - 80 k - nr.: k - no.: 16135 zndbertrager / trigger transformer datum: date: 09.03.1998 kunde: customer typenelement / standard type kd. sach nr.: customers part no.: seite 1 von 1 page of hrsg.: kb - fb ft bearb: zi. g - qm: m. freig.: zi. weit ergabe sowie vervielf?ltigung dieser unterlage, verwertung und mitteilung ihres inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrcklich zugestanden. zuwiderhandlungen verpflichten zu schadenersatz. alle rechte fr den fall der patenterteilung oder gm - eintragung vorbehalten ma?bild (mm): freima?toleranz din iso 2768 - c mechanical outline general tolerances 14,8 12,5 15 16,6 13,5 2 3,5 - 0, 5 toleranz der stiftabst?nde ? 0,2mm (tolerances grid distance) dc =date code f =factory 1 3 4 6 ?0,6 alternativ ?0,58 (?0,6 alternative ?0,58) f dc +0 anschlu?schema: schematic diagram 6 1 i 3 4 ii betriebsdaten/charakteristische daten (richtwerte): operational data/characteristic data (nominal values): r cui = 1,5 w ; r cuii = 0,8 w l = 15 mh f = 1 khz l sii = 18 m h ( n i kurzgeschlossen/ short circuited ), f = 100 khz c k = 15 pf f = 1 khz udt 3 200 m vs; u is, eff = 380 v endprfung: (v: 100% - test; aql...: din iso 2859 - teil1) final inspection 1) (v) m3014: u p, eff = 3,1 kv, 2 s , n i gegen/ to n ii 2) (v) polarit?t bersetzungsverh?ltnis: toleranz 5% polarity turns ratio: tolerance 3) (aql 0,25) m3011/4: einstellwerte (n i ) prfwert settings (n i ) test value u e = 24,5 v i p 103 ma t d = 20 s f p = 1 khz messungen nach temperaturangleich der prflinge an raumtemperatur measurements after temperature balance of the test samples at room temperature weitere vorschriften: applicable documents: datum name index ?nderung 09.03.98 zi. 80 betriebsdaten, l - wer t angepa?t. anschlsse: connections: = 2 : 1 zkb409/724 - 80 f free datasheet http://


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of T60403-D4097-X024-80

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X